Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GS881Z32BT-300I Fiches technique(PDF) 6 Page - GSI Technology |
|
GS881Z32BT-300I Fiches technique(HTML) 6 Page - GSI Technology |
6 / 39 page GS881Z18B(T/D)/GS881Z32B(T/D)/GS881Z36B(T/D) Rev: 1.04 10/2004 6/39 © 2002, GSI Technology Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com. 165 Bump BGA—x18 Commom I/O—Top View (Package D) 123456789 10 11 ANC AE1 BB NC E3 CKE ADV A17 A AA BNC AE2 NC BA CK W G ANC B CNC NC VDDQ VSS VSS VSS VSS VSS VDDQ NC DQA C DNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA D ENC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA E FNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA F GNC DQB VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ NC DQA G HFT MCH NC VDD VSS VSS VSS VDD NC NC ZZ H J DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC J K DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC K L DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC L M DQB NC VDDQ VDD VSS VSS VSS VDD VDDQ DQA NC M N DQB NC VDDQ VSS NC NC NC VSS VDDQ NC NC N PNC NC A ATDI A1 TDO A A ANC P RLBO NC A ATMS A0 TCK A A A AR 11 x 15 Bump BGA—13 mm x 15 mm Body—1.0 mm Bump Pitch |
Numéro de pièce similaire - GS881Z32BT-300I |
|
Description similaire - GS881Z32BT-300I |