Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SA50-11 Fiches technique(PDF) 4 Page - Kingbright Corporation

No de pièce SA50-11
Description  127mm (5.0INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Site Internet  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

SA50-11 Fiches technique(HTML) 4 Page - Kingbright Corporation

  SA50-11 Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation SA50-11 Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation SA50-11 Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation SA50-11 Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation SA50-11 Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
7-S50-4
Super Bright Green
Yellow


Numéro de pièce similaire - SA50-11

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
SA50-21EWA KINGBRIGHT-SA50-21EWA Datasheet
91Kb / 3P
   14.2 MM (0.50 INCH) SEVEN SEGMENT DISPLAY
SA50-21GWA KINGBRIGHT-SA50-21GWA Datasheet
90Kb / 3P
   14.2mm (0.50INCH) SEVEN SEGMENT DISPLAY
More results

Description similaire - SA50-11

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micro Electronics
MS141A MICRO-ELECTRONICS-MS141A Datasheet
63Kb / 2P
   0.4 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
List of Unclassifed Man...
SA56-11 ETC-SA56-11 Datasheet
729Kb / 6P
   14MM SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
Micro Electronics
MY134A-C MICRO-ELECTRONICS-MY134A-C Datasheet
72Kb / 2P
   0.3 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
MS132A-C MICRO-ELECTRONICS-MS132A-C Datasheet
68Kb / 2P
   0.3 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
MS144A MICRO-ELECTRONICS-MS144A Datasheet
61Kb / 2P
   0.39 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
MS139A MICRO-ELECTRONICS-MS139A Datasheet
63Kb / 2P
   0.39 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
Lite-On Technology Corp...
LTS-3406L LITEON-LTS-3406L Datasheet
1Mb / 8P
   0.8 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
List of Unclassifed Man...
SX52 ETC-SX52 Datasheet
149Kb / 5P
   13.2MM SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
Micro Electronics
MY131A-C MICRO-ELECTRONICS-MY131A-C Datasheet
74Kb / 2P
   0.3 SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
logo
List of Unclassifed Man...
TOS-40101 ETC1-TOS-40101 Datasheet
153Kb / 1P
   4.00 INCH SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAYS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com