Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LC723341E Fiches technique(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce LC723341E
Description  LC723341E
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC723341E Fiches technique(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC723341E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC723341E Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
LC723341E
No.8013-10/11
前ページより続く。
端子名
端子番号
I/O
機能説明
I/O型式
S1∼S12
48∼37
O
LCDドライバのセグメント出力端子である。
駆動方式は1/4デューティ、1/2バイアスである。
フレーム周波数は75Hzである。
バックアップモード、リセットおよび消灯命令
実行時は「L」レベルに固定される。
CMOSプッシュプル
COM1
COM2
COM3
COM4
62
61
60
59
O
LCDドライバのコモン出力端子である。
駆動方式は1/4デューティ、1/2バイアスである。
フレーム周波数は75Hzである。
バックアップモード、リセットおよび消灯命
令実行時は「L」レベルに固定される。
BRES
69
システムリセット用端子である。
CPU動作時、HALTモード時に1マシンサイクル
以上「L」レベルを入力するとシステムがリ
セットされ、PCが0番地から実行される。
HCTR
54
I
ユニバーサルカウンタ入力専用ポートであ
る。
◎周波数測定する場合、UCS命令(b3=0,b2=0)
で計測時間を選択し、UCC命令でカウンタ
をスタートする。
カウントが終了すると、CNTENDフラグがセッ
トされる。このモードではACアンプとして動
作するため、必ず容量結合で入力すること。
バックアップモード、HALTモード、リセット
およびPLL STOP時は入力禁止となる。
CMOSアンプ入力
次ページへ続く。
UCS b3 b2
測定時間
測定モード
0
0
HCTR
周波数測定
0
1
-
-
1
0
-
-
UCS b1 b0
測定時間
0
0
1ms
0
1
4ms
1
0
8ms
1
1
32ms


Numéro de pièce similaire - LC723341E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC7233 SANYO-LC7233 Datasheet
362Kb / 16P
   Single-Chip PLL and Microcontroller with LCD Driver???
LC72336 SANYO-LC72336 Datasheet
185Kb / 16P
   Single-Chip Microcontrollers with Built-In LCD Driver and PLL Circuits
LC72338 SANYO-LC72338 Datasheet
185Kb / 16P
   Single-Chip Microcontrollers with Built-In LCD Driver and PLL Circuits
LC7233N SANYO-LC7233N Datasheet
371Kb / 15P
   Single-Chip PLL and Microcontroller with LCD Driver???
LC7233N-8818 SANYO-LC7233N-8818 Datasheet
833Kb / 36P
   Single-Chip PLL and Controller with LCD Driver???
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com