Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

R-745.0P Fiches technique(PDF) 4 Page - Recom International Power

No de pièce R-745.0P
Description  INNOLINE DC/DC-Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RECOM [Recom International Power]
Site Internet  http://www.recom-international.com
Logo RECOM - Recom International Power

R-745.0P Fiches technique(HTML) 4 Page - Recom International Power

  R-745.0P Datasheet HTML 1Page - Recom International Power R-745.0P Datasheet HTML 2Page - Recom International Power R-745.0P Datasheet HTML 3Page - Recom International Power R-745.0P Datasheet HTML 4Page - Recom International Power R-745.0P Datasheet HTML 5Page - Recom International Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
www.recom-international.com
24-August-2005
R-7xxxP_D
Series
Package Style and Pinning (mm)
INNOLINE
DC/DC-Converter
Pin Connections
Pin #
Name
Description
1
ON / OFF
Input pin : Active low (less than 0.8V) to disable the device
2, 3, 4
Vin
Power input
5, 6, 7, 8
GND
Input and output ground (common)
9 , 10, 11
Vout
Power output
12
Vout-Adj
With external resistors R1,R2 to selected output voltage
Tolerance: ± 0.25 mm
Bottom
View
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.54
0.7
4.0
15.00
32.20
10 11 12
2.13
9.1
0.2
Bottom
View
4.0
0.7
0.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.54
0.7
15.00
32.20
10 11 12
9.1
0.2
RECOM
R- 723.3P
RECOM
R- 723.3D
2.13
3rd angle
projection
SIP12 PIN Package


Numéro de pièce similaire - R-745.0P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Recom International Pow...
R-745.0P RECOM-R-745.0P Datasheet
102Kb / 5P
   2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
R-745.0P RECOM-R-745.0P Datasheet
113Kb / 5P
   2, 3, 4 AMP SIP12 Vertical & Horizontal
More results

Description similaire - R-745.0P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Recom International Pow...
R05TR244872 RECOM-R05TR244872 Datasheet
97Kb / 3P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R-611.8P RECOM-R-611.8P Datasheet
83Kb / 4P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R-521.2PA RECOM-R-521.2PA Datasheet
110Kb / 6P
   INNOLINE DC/DC-Converter
R12-180S15P RECOM-R12-180S15P Datasheet
83Kb / 2P
   INNOLINE DC/DC-Converter
logo
Wall Industries,Inc.
JF48S12-1250 WALL-JF48S12-1250 Datasheet
766Kb / 15P
   DC/DC Converter
JFW24S15-1000 WALL-JFW24S15-1000 Datasheet
1Mb / 16P
   DC/DC Converter
logo
Power Mate Technology C...
DFEC40W P-DUKE-DFEC40W_14 Datasheet
325Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
DFEC60 P-DUKE-DFEC60_14 Datasheet
321Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
FKC08 P-DUKE-FKC08_14 Datasheet
582Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
UFEC15W P-DUKE-UFEC15W_14 Datasheet
521Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com