Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
IRLR3915 Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier |
|
IRLR3915 Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier |
3 / 11 page IRLR/U3915 www.irf.com 3 Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 3. Typical Transfer Characteristics 0.1 1 10 100 1000 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000 2.0V 20µs PULSE WIDTH Tj = 25°C VGS TOP 15V 10V 5.0V 3.0V 2.7V 2.5V 2.25V BOTTOM 2.0V 0.1 1 10 100 1000 VDS, Drain-to-Source Voltage (V) 0.1 1 10 100 1000 2.0V 20µs PULSE WIDTH Tj = 175°C VGS TOP 15V 10V 5.0V 3.0V 2.7V 2.5V 2.25V BOTTOM 2.0V 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 13.0 15.0 VGS, Gate-to-Source Voltage (V) 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00 TJ = 25°C TJ = 175°C VDS = 25V 20µs PULSE WIDTH Fig 4. Typical Forward Transconductance vs. Drain Current 0 102030405060 ID,Drain-to-Source Current (A) 0 10 20 30 40 50 60 70 TJ = 25°C TJ = 175°C |
Numéro de pièce similaire - IRLR3915 |
|
Description similaire - IRLR3915 |