Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

Q2012NH5 Fiches technique(PDF) 10 Page - Littelfuse

No de pièce Q2012NH5
Description  Alternistor Triacs (6 A to 40 A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

Q2012NH5 Fiches technique(HTML) 10 Page - Littelfuse

Back Button Q2012NH5 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse Q2012NH5 Datasheet HTML 3Page - Littelfuse Q2012NH5 Datasheet HTML 4Page - Littelfuse Q2012NH5 Datasheet HTML 5Page - Littelfuse Q2012NH5 Datasheet HTML 6Page - Littelfuse Q2012NH5 Datasheet HTML 7Page - Littelfuse Q2012NH5 Datasheet HTML 8Page - Littelfuse Q2012NH5 Datasheet HTML 9Page - Littelfuse Q2012NH5 Datasheet HTML 10Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
Notes


Numéro de pièce similaire - Q2012NH5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
Q2012NH5 ETC2-Q2012NH5 Datasheet
188Kb / 10P
   Alternistor Triacs
More results

Description similaire - Q2012NH5

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Littelfuse
QVXX16XHX LITTELFUSE-QVXX16XHX Datasheet
443Kb / 7P
   16 A High Temperature Alternistor Triacs
07/05/22
logo
List of Unclassifed Man...
Q8025NH6RP ETC2-Q8025NH6RP Datasheet
188Kb / 10P
   Alternistor Triacs
logo
Teccor Electronics
Q2006RH4 TECCOR-Q2006RH4 Datasheet
536Kb / 7P
   Alternistor Triacs?
logo
STMicroelectronics
BTA40 STMICROELECTRONICS-BTA40_09 Datasheet
108Kb / 9P
   40 A standard TRIACs
BTA40-700B STMICROELECTRONICS-BTA40-700B Datasheet
106Kb / 9P
   40 A standard TRIACs
BTA40-400B STMICROELECTRONICS-BTA40-400B Datasheet
106Kb / 9P
   40 A standard TRIACs
logo
New Jersey Semi-Conduct...
T6420B NJSEMI-T6420B Datasheet
99Kb / 2P
   40-A Silicon Triacs
2N5441 NJSEMI-2N5441 Datasheet
99Kb / 2P
   40-A Silicon Triacs
logo
STMicroelectronics
BTA40-800B STMICROELECTRONICS-BTA40-800B Datasheet
106Kb / 9P
   40 A standard TRIACs
logo
List of Unclassifed Man...
2N5441 ETC1-2N5441 Datasheet
248Kb / 5P
   40-A Silicon Triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com