Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
Q2006RH4 Fiches technique(PDF) 2 Page - Littelfuse |
|
Q2006RH4 Fiches technique(HTML) 2 Page - Littelfuse |
2 / 10 page Alternistor Triacs Data Sheets http://www.littelfuse.com E4 - 2 ©2004 Littelfuse, Inc. +1 972-580-7777 Thyristor Product Catalog See “General Notes” and “Electrical Specification Notes” on page E4 - 5. IT(RMS) Part Number VDRM IGT IDRM Isolated Non-isolated (4)(16) T0-220 TO-220 TO-251 V-Pak TO-252 D-Pak TO-263 D2Pak (1) Volts (3) (7) (15) (17) mAmps (1) (18) mAmps QI QII QIII TC = 25 °C TC = 100 °C TC = 125 °C MAX See “Package Dimensions” section for variations. (11) MIN MAX MAX 6A Q2006VH3 Q2006DH3 200 10 10 10 0.01 0.5 2 Q4006VH3 Q4006DH3 400 10 10 10 0.01 0.5 2 Q6006VH3 Q6006DH3 600 10 10 10 0.01 0.5 2 Q2006VH4 Q2006DH4 200 35 35 35 0.01 0.5 2 Q4006VH4 Q4006DH4 400 35 35 35 0.01 0.5 2 Q6006VH4 Q6006DH4 600 35 35 35 0.01 0.5 2 Q8006VH4 Q8006DH4 800 35 35 35 0.01 0.5 2 QK006VH4 QK006DH4 1000 35 35 35 0.02 2 Q2006LH4 Q2006RH4 Q2006NH4 200 35 35 35 0.01 0.5 2 Q4006LH4 Q4006RH4 Q4006NH4 400 35 35 35 0.01 0.5 2 Q6006LH4 Q6006RH4 Q6006NH4 600 35 35 35 0.01 0.5 2 Q8006LH4 Q8006RH4 Q8006NH4 800 35 35 35 0.01 0.5 2 QK006LH4 QK006RH4 QK006NH4 1000 35 35 35 0.02 3 8A Q2008VH3 Q2008DH3 200 10 10 10 0.01 0.5 2 Q4008VH3 Q4008DH3 400 10 10 10 0.01 0.5 2 Q6008VH3 Q6008DH3 600 10 10 10 0.01 0.5 2 Q2008VH4 Q2008DH4 200 35 35 35 0.01 0.5 2 Q4008VH4 Q4008DH4 400 35 35 35 0.01 0.5 2 Q6008VH4 Q6008DH4 600 35 35 35 0.01 0.5 2 Q8008VH4 Q8008DH4 800 35 35 35 0.01 0.5 2 QK008VH4 QK008DH4 1000 35 35 35 0.02 2 Q2008LH4 Q2008RH4 Q2008NH4 200 35 35 35 0.01 0.5 2 Q4008LH4 Q4008RH4 Q4008NH4 400 35 35 35 0.01 0.5 2 Q6008LH4 Q6008RH4 Q6008NH4 600 35 35 35 0.01 0.5 2 Q8008LH4 Q8008RH4 Q8008NH4 800 35 35 35 0.01 0.5 2 QK008LH4 QK008RH4 QK008NH4 1000 35 35 35 0.02 3 10 A Q2010LH5 Q2010RH5 Q2010NH5 200 50 50 50 0.01 0.5 2 Q4010LH5 Q4010RH5 Q4010NH5 400 50 50 50 0.01 0.5 2 Q6010LH5 Q6010RH5 Q6010NH5 600 50 50 50 0.01 0.5 2 Q8010LH5 Q8010RH5 Q8010NH5 800 50 50 50 0.01 0.5 2 QK010LH5 QK010RH5 QK010NH5 1000 50 50 50 0.02 3 12 A Q2012LH5 Q2012RH5 Q2012NH5 200 50 50 50 0.01 0.5 2 Q4012LH5 Q4012RH5 Q4012NH5 400 50 50 50 0.01 0.5 2 Q6012LH5 Q6012RH5 Q6012NH5 600 50 50 50 0.01 0.5 2 Q8012LH5 Q8012RH5 Q8012NH5 800 50 50 50 0.01 0.5 2 QK012LH5 QK012RH5 QK012NH5 1000 50 50 50 0.02 3 MT1 MT2 G MT1 G MT2 MT2 MT2 MT2 G MT1 MT2 MT2 MT1 G |
Numéro de pièce similaire - Q2006RH4 |
|
Description similaire - Q2006RH4 |