Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TC8500 Fiches technique(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

No de pièce TC8500
Description  Sistemas de Conmutador-Control Microprocesador-Base Allegiant
Download  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Site Internet  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TC8500 Fiches technique(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  TC8500 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TC8500 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 82 page
background image
5
PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD
PRECAUCION
R IES GO DE CHOQ U E
ELEC TR IC O. ¡N O ABRIR!
CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE
ELECTRICO, NO ABRA LA CUBIERTA. NO CONTIENE
PARTES UTILES PARA EL USUARIO. REFIERA EL
SERVICIO A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.
Esta etiqueta puede aparecer en la parte inferior de la
unidad debido a limitaciones de espacio.
El destello de relámpago con un símbolo de punta
de flecha dentro de un triángulo equilátero, intenta
alertar al usuario de la presencia de "alto voltaje"
sin aislar, dentro del gabinete del producto, y que
pudiera ser de una magnitud tal como para
constituir un riesgo de choque eléctrico a las
personas.
El signo de exclamación dentro de un triángulo
equilátero intenta alertar al usuario de la presencia
de instrucciones de operación importantes así
como
de
instrucciones
de
mantenimiento
(servicio), en la literatura que acompaña al
aparato.
Advertencia: Para prevenir fuego o riesgos de
choques, no exponga a la lluvia o humedad las
unidades no diseñadas específicamente para uso
exterior.
ATENCION
OBSERVE LAS
PRECAUCIONES PARA
MANEJAR APARATOS
ELECTROTATICOS
SENSITIVOS.
ADVERTENCIA: Aparato electrostático sensitivo. Use
las
precauciones
de
manejo
CMOS/MOSFET
apropiadas
para
evitar
descargas
electrostáticas.
AVISO: Bandas o pulseras para muñecas
con conectores a tierra deben ser usadas y se deben
de observar las precauciones de seguridad ESD,
cuando
se
manejan
los
tableros
de
circuitos
electrostáticos sensitivos impresos.
Energía Eléctrica
Desconexión de energía eléctrica. Unidades
con o sin interruptores de ENCENDIDO y
APAGADO tienen suministro de energía para la
unidad, siempre que el cable de energía sea
introducido
en
la
fuente
de
energía;
sin
embargo, la unidad es operacional solo cuando
el interruptor de ENCENDIDO y APAGADO está
en posición de encendido. El cable conductor
de energía eléctrica es la desconexión de
energía principal de todas las unidades.


Numéro de pièce similaire - TC8500

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC850 TELCOM-TC850 Datasheet
164Kb / 14P
   15-BIT, FAST-INTEGRATING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Microchip Technology
TC850 MICROCHIP-TC850 Datasheet
539Kb / 26P
   15-Bit, Fast Integrating CMOS A/D Converter
2006
TC850 MICROCHIP-TC850 Datasheet
350Kb / 30P
   15-Bit, Fast Integrating CMOS A/D Converter
11/29/12
logo
TelCom Semiconductor, I...
TC850CLW TELCOM-TC850CLW Datasheet
164Kb / 14P
   15-BIT, FAST-INTEGRATING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Microchip Technology
TC850CLW MICROCHIP-TC850CLW Datasheet
539Kb / 26P
   15-Bit, Fast Integrating CMOS A/D Converter
2006
More results

Description similaire - TC8500

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBP HAMMOND-S2CBP Datasheet
50Kb / 1P
   Panneau de base
IPCBP HAMMOND-IPCBP Datasheet
45Kb / 1P
   Panneau interieur de base
S2CBWD HAMMOND-S2CBWD Datasheet
75Kb / 1P
   Porte vitree de base
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
   Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
Hammond Manufacturing L...
S2CBC HAMMOND-S2CBC Datasheet
68Kb / 1P
   Plaque de recouvrement pour base
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
   TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
   Gestionnaire de cables de toit
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
   ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
   Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
Sony Corporation
CXA2039M SONY-CXA2039M Datasheet
133Kb / 11P
   Base Band Hue/Color Control
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com