Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6099X0 Fiches technique(PDF) 1 Page - Adels-Contact

No de pièce 6099X0
Description  XYFAZ 2x0,5 red black 100m Spule
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ADELS [Adels-Contact]
Site Internet  https://www.adels-contact.com/
Logo ADELS - Adels-Contact

6099X0 Fiches technique(HTML) 1 Page - Adels-Contact

  6099X0 Datasheet HTML 1Page - Adels-Contact  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
03/01/2020
terminaLED
XYFAZ 2x0,5 red black 100m Spule
Cable, Voltage Rating: 50/75 V
Order Info
Reference Number (ref. no.)
6099X0
Applications
Lighting, Installation
PU
1
EAN
4028012112678
Type
Type
Cable
Colour
red black
Technical Data
Voltage Rating
50/75 V
Type of Conductor Flexible
yes
Cable Type
XYFAZ
Core Cross-Section
0.5 mm²
Length
100.00 m


Numéro de pièce similaire - 6099X0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TE Connectivity Ltd
60991-1 TEC-60991-1 Datasheet
54Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
logo
Adels-Contact
609950 ADELS-609950 Datasheet
122Kb / 1P
   XYFAZ 2x0,5 red black 50m Spule
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
609976302001 WURTH-609976302001 Datasheet
455Kb / 6P
   MagI3C Power Modules DNS004 MagI3C Current Source
V1.1
logo
Tyco Electronics
60998-1 MACOM-60998-1 Datasheet
35Kb / 1P
   60998-1
More results

Description similaire - 6099X0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Adels-Contact
609950 ADELS-609950 Datasheet
122Kb / 1P
   XYFAZ 2x0,5 red black 50m Spule
logo
List of Unclassifed Man...
SFP-W ETC2-SFP-W Datasheet
231Kb / 3P
   100M SFP Modules
SFP-40-W ETC2-SFP-40-W Datasheet
217Kb / 3P
   100M SFP Modules
SFP-20-W ETC2-SFP-20-W Datasheet
217Kb / 3P
   100M SFP Modules
SFP-S53-20-W ETC2-SFP-S53-20-W Datasheet
224Kb / 3P
   100M SFP Modules
logo
LUMEX INC.
LDS-A305LE LUMEX-LDS-A305LE Datasheet
69Kb / 1P
   700nm RED CHIPS, BLACK FACE WITH RED SEGMENTS
logo
Richtek Technology Corp...
RT9701 RICHTEK-RT9701 Datasheet
306Kb / 12P
   100m POWER DISTRIBUTION SWITCHES
logo
Unisonic Technologies
US202 UTC-US202 Datasheet
210Kb / 7P
   100m??POWER DISTRIBUTION SWITCHES
US202 UTC-US202_18 Datasheet
208Kb / 5P
   100m POWER DISTRIBUTION SWITCHES
logo
E-SWITCH
1XPBH2UEENAGX E-SWITCH-1XPBH2UEENAGX Datasheet
48Kb / 1P
   CONTACT RESISTANCE: 100m??(INITIAL)
More results


Html Pages

1


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com