Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L799 Fiches technique(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation |
|
L799 Fiches technique(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation |
2 / 4 page SPEC NO: CDA0798 REV NO: V.1 DATE: NOV/18/2001 PAGE: 2 OF 4 APPROVED: J.LU CHECKED: DRAWN: Y.F.XU Note: 1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value. Selection Guide Electrical / Optical Characteristics at T)=25°°°°°C l o b m y Sl o b m y S l o b m y S l o b m y Sl o b m y Sr e t e m a r a Pr e t e m a r a P r e t e m a r a P r e t e m a r a Pr e t e m a r a Pe c i v e De c i v e D e c i v e D e c i v e De c i v e D. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T. x a M. x a M . x a M . x a M. x a Ms ti n Us ti n U s ti n U s ti n Us ti n Us n o it i d n o C t s e Ts n o it i d n o C t s e T s n o it i d n o C t s e T s n o it i d n o C t s e Ts n o it i d n o C t s e T λ k a e p h t g n e l e v a W k a e P d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G d e R t h g ir B r e p u S n e e r G t h g ir B r e p u S d e R r e p y H n e e r G a g e M 7 2 6 5 6 5 0 6 6 5 6 5 0 4 6 4 7 5 m nA m 0 2 = F I λ D h t g n e l e v a W e t a n i m o D d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G d e R t h g ir B r e p u S n e e r G t h g ir B r e p u S d e R r e p y H n e e r G a g e M 5 2 6 8 6 5 0 4 6 8 6 5 0 3 6 0 7 5 m nA m 0 2 = F I λ ∆ 2 / 1 h t d i w fl a H e n i L l a rt c e p S d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G d e R t h g ir B r e p u S n e e r G t h g ir B r e p u S d e R r e p y H n e e r G a g e M 5 4 0 3 0 2 0 3 8 2 0 2 m nA m 0 2 = F I Ce c n a ti c a p a C d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G d e R t h g ir B r e p u S n e e r G t h g ir B r e p u S d e R r e p y H n e e r G a g e M 5 1 5 1 5 4 5 1 5 3 5 1 F pz H M 1 = f; V 0 = F V VF e g a tl o V d r a w r o F d e R y c n e i c if f E h g i H n e e r G d e R t h g ir B r e p u S n e e r G t h g ir B r e p u S d e R r e p y H n e e r G a g e M 0 . 2 2 . 2 5 8 . 1 2 . 2 5 9 . 1 1 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 5 . 2 VA m 0 2 = F I IR t n e r r u C e s r e v e Rll A0 1A uV 5 = R V . o N t r a P. o N t r a P . o N t r a P . o N t r a P. o N t r a Pe c i De c i D e c i D e c i De c i De p y T s n e Le p y T s n e L e p y T s n e L e p y T s n e Le p y T s n e L ) d c m ( v I) d c m ( v I ) d c m ( v I ) d c m ( v I) d c m ( v I A m 0 2 @ g n i w e i Vg n i w e i V g n i w e i V g n i w e i Vg n i w e i V e l g n A . n i M. n i M . n i M . n i M. n i M. p y T. p y T . p y T . p y T. p y T 2 / 1 θ 22 / 1 θ 2 2 / 1 θ 2 2 / 1 θ 22 / 1 θ 2 W G E 9 9 7 L ) P a G / P s A a G ( D E R Y C N E I C I F F E H G I H D E S U F F I D E T I H W 0 40 8 ° 0 5 ) P a G ( N E E R G 0 20 5 C C / W G S R S 9 9 7 L ) s A l A a G ( D E R T H G I R B R E P U S D E S U F F I D E T I H W 0 0 10 0 2 ° 0 5 ) P a G ( N E E R G T H G I R B R E P U S 0 20 5 W K G M K R U S 9 9 7 L ) P l A a G n I( D E R R E P Y H D E S U F F I D E T I H W 0 8 30 0 6 ° 0 5 ) P l A a G n I( N E E R G a g e M 0 50 3 1 |
Numéro de pièce similaire - L799 |
|
Description similaire - L799 |