Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QO2100VH Fiches technique(PDF) 3 Page - Schneider Electric

No de pièce QO2100VH
Description  QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, plug in
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

QO2100VH Fiches technique(HTML) 3 Page - Schneider Electric

  QO2100VH Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QO2100VH Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric QO2100VH Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Product data sheet
Dimensions Drawings
QO2100VH
Approximate Dimensions
3


Numéro de pièce similaire - QO2100VH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QO2100VH1021 SCHNEIDER-QO2100VH1021 Datasheet
146Kb / 2P
   Mini CB, QO, 100 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Shunt Trip
QO2100VH1042 SCHNEIDER-QO2100VH1042 Datasheet
56Kb / 2P
   Mini CB, QO, 100 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Shunt Trip
QO2100VH1200 SCHNEIDER-QO2100VH1200 Datasheet
128Kb / 2P
   Mini CB, QO, 100 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Aux Switch 1A
QO2100VH1201 SCHNEIDER-QO2100VH1201 Datasheet
141Kb / 2P
   Mini CB, QO, 100 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Aux Switch 1B
QO2100VH2100 SCHNEIDER-QO2100VH2100 Datasheet
153Kb / 2P
   Mini CB, QO, 100 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Alarm Switch
More results

Description similaire - QO2100VH

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QO2125VH SCHNEIDER-QO2125VH Datasheet
121Kb / 3P
   QO mini breaker, 125 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, plug in
QO220VH SCHNEIDER-QO220VH Datasheet
114Kb / 3P
   QO mini breaker, 20 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, plug in
QO230VH SCHNEIDER-QO230VH Datasheet
114Kb / 3P
   QO mini breaker, 30 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, plug in
QO2100C SCHNEIDER-QO2100C Datasheet
138Kb / 2P
   QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO2100 SCHNEIDER-QO2100 Datasheet
120Kb / 3P
   QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO260VH SCHNEIDER-QO260VH Datasheet
124Kb / 3P
   QO mini breaker, 60 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, plug in3
QO120VH SCHNEIDER-QO120VH Datasheet
116Kb / 3P
   QO mini breaker, 20 A, 1 pole, 120/240 V, 22 kA, plug in
QOB2100VH SCHNEIDER-QOB2100VH Datasheet
108Kb / 2P
   QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, bolt on
QO2100CP SCHNEIDER-QO2100CP Datasheet
147Kb / 2P
   QO mini breaker, 100 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in, CP
QO3100 SCHNEIDER-QO3100 Datasheet
125Kb / 3P
   QO mini breaker, 100 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com