Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KMM53216000BKG Fiches technique(PDF) 11 Page - Samsung semiconductor

No de pièce KMM53216000BKG
Description  16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM53216000BKG Fiches technique(HTML) 11 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM53216000BKG Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor KMM53216000BKG Datasheet HTML 15Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
DRAM MODULE
KMM53216000BK/BKG
tASC
tCAH
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VIH -
VIL -
DQ
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDR
tRHCP
tRASP
tCAS
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCRP
VALID
Don
′t care
FAST PAGE WRITE CYCLE ( EARLY WRITE )
DATA-IN
Undefined
VALID
DATA-IN
tDS
NOTE : DOUT = OPEN
COLUMN
ADDRESS
COLUMN
ADDRESS
tRSH
tCAS
tRCD
tPC
¡ó
tCSH
tCAH
tASC
tCAH
¡ó
¡ó
¡ó
tWCS
tWCH
tWCS
VALID
DATA-IN
¡ó
¡ó
tWP
tCWL
tWP
tWCH
tWP
tWCS
tWCH
tCWL
tRWL
tCWL
tDH
tDS
tDH
tDS
tDH
¡ó
¡ó
¡ó
tRP
tCP
tCP
tCAS
tPC


Numéro de pièce similaire - KMM53216000BKG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
KMM53216000CK SAMSUNG-KMM53216000CK Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000CKG SAMSUNG-KMM53216000CKG Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results

Description similaire - KMM53216000BKG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000CK SAMSUNG-KMM53216000CK Datasheet
397Kb / 20P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004BK SAMSUNG-KMM53216004BK Datasheet
409Kb / 19P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53616000BK SAMSUNG-KMM53616000BK Datasheet
371Kb / 18P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53232004CK SAMSUNG-KMM53232004CK Datasheet
459Kb / 21P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004BK SAMSUNG-KMM53232004BK Datasheet
420Kb / 19P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232000CK SAMSUNG-KMM53232000CK Datasheet
412Kb / 20P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232000BK SAMSUNG-KMM53232000BK Datasheet
376Kb / 18P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53616004CK SAMSUNG-KMM53616004CK Datasheet
453Kb / 21P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
KMM53616000CK SAMSUNG-KMM53616000CK Datasheet
410Kb / 20P
   16M x 36 DRAM SIMM Using 16Mx4 & 16Mx1, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com