Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KMM5328004BSW Fiches technique(PDF) 9 Page - Samsung semiconductor

No de pièce KMM5328004BSW
Description  8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Site Internet  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5328004BSW Fiches technique(HTML) 9 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM5328004BSW Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM5328004BSW Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
DRAM MODULE
KMM5328004BSW/BSWG
READ - MODIFY - WRITE CYCLE
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
VI/OH -
VI/OL -
DQ
ROW
ADDR
tRAS
tRWC
tRP
tRSH
tRCD
tCAS
tCSH
tRAD
tASR
tRAH
tASC
tCAH
tCRP
VALID
tWP
Don
′t care
tRWL
tCWL
tOEZ
tOEA
tOED
tAWD
tCWD
tRWD
DATA-OUT
Undefined
VALID
DATA-IN
tRAC
tAA
tCAC
tCLZ
tDS
tDH
COLUMN
ADDRESS
tOLZ


Numéro de pièce similaire - KMM5328004BSW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328004CSWG SAMSUNG-KMM5328004CSWG Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
More results

Description similaire - KMM5328004BSW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Samsung semiconductor
KMM5328004CSW SAMSUNG-KMM5328004CSW Datasheet
440Kb / 21P
   8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004BSW SAMSUNG-KMM5324004BSW Datasheet
401Kb / 19P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324000BSW SAMSUNG-KMM5324000BSW Datasheet
357Kb / 18P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5324004CSW SAMSUNG-KMM5324004CSW Datasheet
435Kb / 21P
   4M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
KMM5328000CK SAMSUNG-KMM5328000CK Datasheet
271Kb / 15P
   8M x 32 DRAM SIMM using 4Mx4, 4K/2K Refresh, 5V
KMM5368003BSW SAMSUNG-KMM5368003BSW Datasheet
365Kb / 18P
   8M x 36 DRAM SIMM Using 4Mx16 & Quad CAS 4Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004BK SAMSUNG-KMM53232004BK Datasheet
420Kb / 19P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216004CK SAMSUNG-KMM53216004CK Datasheet
445Kb / 21P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53232004CK SAMSUNG-KMM53232004CK Datasheet
459Kb / 21P
   32M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
KMM53216000BK SAMSUNG-KMM53216000BK Datasheet
364Kb / 18P
   16M x 32 DRAM SIMM Using 16Mx4, 4K Refresh, 5V
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com