Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF6216PBF Fiches technique(PDF) 1 Page - International Rectifier

No de pièce IRF6216PBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF6216PBF Fiches technique(HTML) 1 Page - International Rectifier

  IRF6216PBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF6216PBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF6216PBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF6216PBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF6216PBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF6216PBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF6216PBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF6216PBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
www.irf.com
1
06/06/05
IRF6216PbF
SMPS MOSFET
HEXFET® Power MOSFET
Parameter
Max.
Units
ID @ TA = 25°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
-2.2
ID @ TA = 70°C
Continuous Drain Current, VGS @ 10V
-1.9
A
IDM
Pulsed Drain Current

-19
PD @TA = 25°C
Power Dissipation
„
2.5
W
Linear Derating Factor
0.02
W/°C
VGS
Gate-to-Source Voltage
± 20
V
dv/dt
Peak Diode Recovery dv/dt
7.8
V/ns
TJ
Operating Junction and
-55 to + 150
TSTG
Storage Temperature Range
Soldering Temperature, for 10 seconds
300 (1.6mm from case )
°C
Absolute Maximum Ratings
Notes
 through „ are on page 8
PD - 95293
SO-8
VDSS
RDS(on) max
ID
-150V
0.240
W@VGS =-10V -2.2A
Symbol
Parameter
Typ.
Max.
Units
RθJL
Junction-to-Drain Lead
–––
20
RθJA
Junction-to-Ambient
„
–––
50
°C/W
Thermal Resistance
l Reset Switch for Active Clamp Reset
DC-DC converters
l Lead-Free
Benefits
Applications
l Low Gate to Drain Charge to Reduce
Switching Losses
l Fully Characterized Capacitance Including
Effective COSS to Simplify Design (See
App. Note AN1001)
l Fully Characterized Avalanche Voltage
and Current
Top View
8
1
2
3
4
5
6
7
D
D
D
G
S
A
D
S
S


Numéro de pièce similaire - IRF6216PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF6216PBF IRF-IRF6216PBF Datasheet
129Kb / 8P
   Reset Switch for Active Clamp Reset DC-DC converters
IRF6216PBF-1 IRF-IRF6216PBF-1 Datasheet
199Kb / 8P
   Industry-standard pinout SO-8 Package
IRF6216PBF-1 IRF-IRF6216PBF-1_15 Datasheet
199Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF6216PBF IRF-IRF6216PBF_15 Datasheet
129Kb / 8P
   Reset Switch for Active Clamp Reset DC-DC converters
More results

Description similaire - IRF6216PBF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com