Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SI7970DP-T1-E3 Fiches technique(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SI7970DP-T1-E3
Description  Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7970DP-T1-E3 Fiches technique(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI7970DP-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7970DP-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7970DP-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7970DP-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7970DP-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Si7970DP
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 72826
S-40431—Rev. A, 15-Mar-04
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
400
800
1200
1600
2000
0
1020
3040
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
8
16
24
32
40
VDS − Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 20 V
ID = 10.2 A
ID − Drain Current (A)
VGS = 10 V
ID = 10.2 A
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg − Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ − Junction Temperature (_C)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
02468
10
TJ = 150_C
TJ = 25_C
40
10
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD − Source-to-Drain Voltage (V)
VGS − Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 10.2 A


Numéro de pièce similaire - SI7970DP-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI7971DP VISHAY-SI7971DP Datasheet
56Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Aug-03
SI7972DP VISHAY-SI7972DP Datasheet
199Kb / 7P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Jul-16
SI7972DP-T1-GE3 VISHAY-SI7972DP-T1-GE3 Datasheet
230Kb / 9P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7972DP VISHAY-SI7972DP_V01 Datasheet
230Kb / 9P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Description similaire - SI7970DP-T1-E3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SI4906DY-T1-E3 VISHAY-SI4906DY-T1-E3 Datasheet
267Kb / 10P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-09
SI7938DP VISHAY-SI7938DP Datasheet
513Kb / 13P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Sep-09
logo
Analog Power
AM7640N ANALOGPOWER-AM7640N Datasheet
77Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4940N ANALOGPOWER-AM4940N Datasheet
120Kb / 5P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM4942N ANALOGPOWER-AM4942N Datasheet
180Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
9960M VBSEMI-9960M Datasheet
1,004Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AO4884 VBSEMI-AO4884 Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
VB3420 VBSEMI-VB3420 Datasheet
716Kb / 9P
   Dual N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
VBA3410 VBSEMI-VBA3410 Datasheet
614Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LDN4818T1G LRC-LDN4818T1G Datasheet
327Kb / 3P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
NTMD5836NLR2G VBSEMI-NTMD5836NLR2G Datasheet
1,004Kb / 9P
   Dual N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com