Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HF3000C-UQA Fiches technique(PDF) 1 Page - Soshin electric Co., Ltd.

No de pièce HF3000C-UQA
Description  3-phase 3-line 480VAC
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SOSHIN [Soshin electric Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.soshin-ele.com/
Logo SOSHIN - Soshin electric Co., Ltd.

HF3000C-UQA Fiches technique(HTML) 1 Page - Soshin electric Co., Ltd.

  HF3000C-UQA Datasheet HTML 1Page - Soshin electric Co., Ltd. HF3000C-UQA Datasheet HTML 2Page - Soshin electric Co., Ltd. HF3000C-UQA Datasheet HTML 3Page - Soshin electric Co., Ltd. HF3000C-UQA Datasheet HTML 4Page - Soshin electric Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
HF3000C-UQA Series
RoHS Compliant
3-phase 3-line 480VAC
Large current & High attenuation, (Low Leakage type)
UL1283 (file No.E102708)
150A
EN60939-2 (file No.R50031225)
Applications
IGBT Inverter, AC Servo, NC Machinery
Specifications
Part No.
Rated Current
Weight
HF3010C-UQA
10A
2.2kg
HF3020C-UQA
20A
2.8kg
HF3030C-UQA
30A
3.3kg
HF3040C-UQA
40A
4kg
HF3050C-UQA
50A
4kg
HF3060C-UQA
60A
4.5kg
HF3080C-UQA
80A
9kg
HF3100C-UQA
100A
11kg
HF3150C-UQA
150A
14kg
fig3
HF3200C-UQA
200A
20kg
HF3250C-UQA
250A
21kg
HF3300C-UQA
300A
22kg
HF3400C-UQA
400A
33kg
fig5
Rated Voltage
Leakage Current
Ambient temp.
fig.1 (10-60A)
-20 up to 50 Deg.C
fig1
fig2
fig4
480VAC max
10mA max / 400VAC 50Hz By UL1283


Numéro de pièce similaire - HF3000C-UQA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Soshin electric Co., Lt...
HF3000C-UQ SOSHIN-HF3000C-UQ Datasheet
181Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
HF3000C-UQB SOSHIN-HF3000C-UQB Datasheet
319Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
HF3000C-UQC SOSHIN-HF3000C-UQC Datasheet
320Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
More results

Description similaire - HF3000C-UQA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Soshin electric Co., Lt...
HF3000C-UQB SOSHIN-HF3000C-UQB Datasheet
319Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
HF3000C-UQ SOSHIN-HF3000C-UQ Datasheet
181Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
HF3000C-UQC SOSHIN-HF3000C-UQC Datasheet
320Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC
NF3000C-SAQ SOSHIN-NF3000C-SAQ Datasheet
217Kb / 4P
   3-phase 3-line 480VAC Compact, High attenuation, Large current
NF3000C-UQA SOSHIN-NF3000C-UQA Datasheet
283Kb / 5P
   3-phase 3-line 480VAC Large current, small footprint (Low Leakage)
NF3000C-VQ SOSHIN-NF3000C-VQ Datasheet
335Kb / 6P
   3-phase 3-line 480VAC Available 50A-1000A Large current & High attenuation
HF3000A-UN SOSHIN-HF3000A-UN Datasheet
233Kb / 4P
   3-phase 3-line 250VAC
HF3000C-SZL SOSHIN-HF3000C-SZL Datasheet
512Kb / 4P
   3-phase 3-line 500VAC
NF3000C-SJB SOSHIN-NF3000C-SJB Datasheet
333Kb / 4P
   3-phase 3-line 500VAC
NF3000C-SVL SOSHIN-NF3000C-SVL Datasheet
625Kb / 4P
   3-phase 3-line 500VAC
More results


Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com