Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


VLMKE3400 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce VLMKE3400
Description  Bicolor SMD LED PLCC-4
Télécharger  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

   
 5 page
background image
VLMKE3400, VLMKE3401
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.3, 04-Dec-15
5
Document Number: 81229
For technical questions, contact: LED@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 7 - Relative Luminous Intensity vs. Forward Current
Fig. 8 - Relative Intensity vs. Wavelength
Fig. 9 - Relative Intensity vs. Wavelength
Fig. 10 - Relative Forward Voltage vs. Ambient Temperature
Fig. 11 - Relative Forward Voltage vs. Ambient Temperature
0.01
0.1
1.0
10
110
100
I
F - Forward Current (mA)
96 11588-1
Yellow/Red
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
600
620
640
660
680
700
λ- Wavelength (nm)
96 12075-1
super red
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
550
570
590
610
630
650
95 10881-1
λ - Wavelength (nm)
I
F = 20 mA
yellow
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
0
1020
3040
5060
7080
90 100
Tamb - Ambient Temperature (°C)
16617
IF = 20 mA
Red
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
0
1020
3040
5060
7080
90 100
Tamb - Ambient Temperature (°C)
16616
I
F = 20 mA
yellow




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl