Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LC75386NW Fiches technique(PDF) 11 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce LC75386NW
Description  LC75386NE-R/LC75386NW
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC75386NW Fiches technique(HTML) 11 Page - Sanyo Semicon Device

Back Button LC75386NW Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC75386NW Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC75386NW Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device LC75386NW Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device LC75386NW Datasheet HTML 11Page - Sanyo Semicon Device LC75386NW Datasheet HTML 12Page - Sanyo Semicon Device LC75386NW Datasheet HTML 13Page - Sanyo Semicon Device LC75386NW Datasheet HTML 14Page - Sanyo Semicon Device LC75386NW Datasheet HTML 15Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
LC75386NE-R, 75386NW
No.6170-11/23
   1dBボリウムブロック等価回路図
   トーンブロック等価回路図
LTOUT
50k
LTIN
5.1k
LVref
5.1k
0.711k
0.648k
12dB
1.015k
1.751k
3.595k
10.977k
10dB
8dB
6dB
4dB
LF1C1
LF1C2
LF1C3
単位:Ω
0.711k
0.648k
12dB
1.015k
1.751k
3.595k
10.977k
10dB
8dB
6dB
4dB
LF3C1
LF3C2
LF3C3
LCH
2dB
ブロックから
イニシャル設定用 SW
イニシャル設定用 SW
5.438k
単位:Ω
トータル抵抗:50kΩ
RCH も同一
44.564k
LVROUT
Vref
-1dB
-∞dB
LCOM
0dB


Numéro de pièce similaire - LC75386NW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LC75386NE SANYO-LC75386NE Datasheet
320Kb / 20P
   Electronic Volume and Tone Control for Car Stereo Systems
More results

Description similaire - LC75386NW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SFN5A600 KODENSHI-SFN5A600 Datasheet
705Kb / 7P
   Ultrafast R ecovery Power R ectifier
logo
Molex Electronics Ltd.
2166201042 MOLEX-2166201042 Datasheet
332Kb / 1P
   SQUBA3.6 R-R 4CKT 300MM Sn
2020/07/08
2153101041 MOLEX-2153101041 Datasheet
313Kb / 1P
   MizuP25 R-R 4ckt 150mm Sn
2020/07/20
2166201033 MOLEX-2166201033 Datasheet
328Kb / 1P
   SQUBA3.6 R-R 3CKT 600MM Sn
2020/07/08
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SFN5A300DN KODENSHI-SFN5A300DN Datasheet
534Kb / 5P
   Ultrafast R ecovery Power R ectifier
logo
Powerbox
MULTIPLUS POWERBOX-MULTIPLUS Datasheet
115Kb / 2P
   I N V E R T E R C H A R G E R
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SFN20A600 KODENSHI-SFN20A600 Datasheet
720Kb / 7P
   Ultrafast R ecovery Power R ectifier
logo
Molex Electronics Ltd.
2153101031 MOLEX-2153101031 Datasheet
309Kb / 1P
   MizuP25 R-R 3ckt 150mm Sn
2020/07/20
2166201021 MOLEX-2166201021 Datasheet
323Kb / 1P
   SQUBA3.6 R-R 2CKT 150MM Sn
2020/07/08
2153101022 MOLEX-2153101022 Datasheet
299Kb / 1P
   MizuP25 R-R 2ckt 300mm Sn
2020/07/20
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com