Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


ZX60-3018G Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Mini-Circuits

Numéro de pièce ZX60-3018G
Description  Connectorized Amplifier 50ohm, 20 MHz to 3 GHz
Télécharger  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  MINI [Mini-Circuits]
Site Internet  http://www.minicircuits.com
Logo 

   
 2 page
background image
INTERNET
http://www.minicircuits.com
P.O. Box 350166, Brooklyn, New York 11235-0003 (718) 934-4500 Fax (718) 332-4661
Distribution Centers NORTH AMERICA 800-654-7949 • 417-335-5935 • Fax 417-335-5945 • EUROPE 44-1252-832600 • Fax 44-1252-837010
Mini-Circuits®
Mini-Circuits ISO 9001 & ISO 14001 Certified
ZX60-3018G
Typical Performance Data & Curves at 25oC
page 2 of 2
20
22.58
2.30
1.16
1.32
12.80
25.61
2.92
50
22.75
2.12
1.15
1.27
13.05
25.87
2.66
100
22.76
2.00
1.15
1.25
12.94
25.89
2.61
351
22.61
2.22
1.18
1.27
12.92
25.39
2.69
500
22.42
2.36
1.21
1.29
12.94
25.26
2.72
663
22.28
2.61
1.25
1.33
12.88
25.39
2.66
866
21.83
3.17
1.30
1.33
12.73
25.67
2.69
1000
21.83
3.03
1.31
1.39
12.76
25.66
2.64
1168
21.52
3.35
1.34
1.42
12.69
25.66
2.60
1378
21.16
3.74
1.38
1.46
12.51
25.64
2.59
1500
20.97
3.85
1.40
1.47
12.41
25.45
2.59
1671
20.60
4.23
1.41
1.47
12.15
25.80
2.60
1863
20.39
4.54
1.40
1.50
12.16
25.64
2.62
2000
20.22
4.66
1.40
1.51
11.89
25.08
2.63
2174
20.04
4.83
1.40
1.51
11.72
24.67
2.62
2376
19.76
5.15
1.39
1.49
11.39
23.90
2.61
2500
19.56
5.46
1.38
1.48
11.25
23.54
2.58
2668
19.26
5.50
1.37
1.48
10.65
22.94
2.60
2879
18.97
5.83
1.35
1.46
10.42
22.62
2.61
3000
18.78
6.14
1.34
1.45
10.09
22.36
2.64
FREQUENCY
(MHz)
GAIN
(dB)
DIRECTIVITY
(dB)
VSWR
IN
(:1)
VSWR
OUT
(:1)
POWER OUT @1dB
COMPRESSION
(dBm)
IP3
(dBm)
NF
(dB)
ZX60-3018G
GAIN
16
17
18
19
20
21
22
23
24
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
FREQUENCY (MHz)
ZX60-3018G
VSWR
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
FREQUENCY (MHz)
IN
OUT
ZX60-3018G
DIRECTIVITY
0
1
2
3
4
5
6
7
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
FREQUENCY (MHz)
ZX60-3018G
IP3
20
21
22
23
24
25
26
27
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
FREQUENCY (MHz)
ZX60-3018G
1dB COMPRESSION
8
9
10
11
12
13
14
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
FREQUENCY (MHz)
ZX60-3018G
NOISE FIGURE
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
FREQUENCY (MHz)




Html Pages

1  2 


Datasheet Download



Numéro de composants électroniques

Numéro de pièceDescription des composantsHtml ViewFabricant
ZX60-8008EConnectorized Amplifier 50 Ohm 20 MHz to 8 GHz 1 2 Mini-Circuits
MGA-5354350 MHz to 6 GHz High Linear Amplifier 1 2 3 4 5 MoreAgilent(Hewlett-Packard)
HMC-C004WIDEBAND DRIVER AMPLIFIER MODULE 10 MHz - 20 GHz 1 2 3 4 5 MoreHittite Microwave Corporation
VNA-23High Directivity Monolithic Amplifier 50OHM 0.5 to 2.5 GHz 1 Mini-Circuits
VNA-22Monolithic Amplifier 50OHM 0.5 to 2.5 GHz 1 Mini-Circuits
VNA-21Monolithic Amplifier 50OHM 0.5 to 2.5 GHz 1 Mini-Circuits
HMC-C024WIDEBAND DRIVER AMPLIFIER MODULE 10 MHz - 20 GHz 1 2 3 4 5 MoreHittite Microwave Corporation
CLY10GaAs FET Power amplifier for mobile phones For frequencies from 400 MHz to 2.5 GHz 1 2 3 4 5 MoreSiemens Semiconductor Group
ERA-5XSMMonolithic Amplifier 50OHM Broadband DC to 4 GHz 1 2 3 4 Mini-Circuits
CLY15GaAs FET Power amplifier for mobile phones For frequencies from 400 MHz to 2.5 GHz 1 2 3 4 5 MoreSiemens Semiconductor Group

Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl