Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


HM7237 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM7237
Description  PWM dimming linear buck LED constant current driver
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

   
 5 page
background image
应用指南
工作原理
HM7237 是一种低静态电流、带 PWM 调光功能的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样
CS 脚电压来实现输出电流恒流控制。
HM7237 的电源脚 VDD 工作电压范围为 2.5V 到 6V,当电源电压高过 6V 时通过外接稳
压二极管使芯片工作电压钳位在
6V 以内即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
HM7237 内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,随温度升高
而逐渐减小
LED 的输出电流,可有效保护芯片。
HM7237 内置 30V 5A NMOS,最大支持 2A 以上输出电流。
输出电流设定
HM7237 采样电压 Vcs 典型值为 50mV,LED 电流由下式确定:
50
LED
mV
I
Rcs
=
其中
RCS 为采样电阻。
为了保证输出电流的恒流精度,
RCS 要应使用 1%以内的高精度电阻。
PWM 调光
HM7237 内置 PWM 调光功能。通过在 DIM 引脚施加 PWM 信号,可使得 LED 电流在
0~100%范围内变化。当 DIM 脚接低电平,LED 输出关断;当 DIM 脚接高电平,LED 正常
输出。
PWM 调光频率最高可达 10KHz。对大多数应用,推荐调光频率在 1KHz 以内可获得
好的调光线性度。
PCB 布图注意事项
PCB 布图时在 OC7130 的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能
靠近
VDD 引脚和地。一方面,该滤波电容可以减小系统上电时 VDD 引脚的电压尖峰,避免
IC 因过压而损坏,另一方面,当 IC 进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源 VDD
上出现因输出电流波动而导致大的纹波。
采样电阻
RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
HM7237
PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl