Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


HM7237 Datasheet(Fiches technique) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM7237
Description  PWM dimming linear buck LED constant current driver
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

   
 4 page
background image
电特性
除非特别说明,
VDD=5V,TA =25oC
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
电源电压范围
VDD
2.5
6
V
电源电流
静态电流
IDDQ
VIN =5.0V
49
uA
输出电流
输出电流范围
ILED
VIN =3.6V
10
2000
mA
输出电流精度
ILED
/ILED
-4
4
%
CS 电压
CS 电压
VCS
48
50
52
mV
内置 MOS
MOS 管耐压
BVDS
30
V
MOS 管导通内阻
RDSON
VGS=4.5V
50
过温保护
过温调节阈值
TOTP
130
oC
PWM 调光
最大调光频率
FDIM
10
KHz
PWM 输入高电平
DIM_H
0.7*VDD
PWM 输入低电平
DIM_L
0.3*VDD
HM7237
PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl