Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


HM7236 Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM7236
Description  PWM dimming linear buck LED constant current driver
Télécharger  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

   
 5 page
background image
应用指南
工作原理
HM7236是一种低静态电流、带 PWM 调光功能的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样 CS
脚电压来实现输出电流恒流控制。
HM7236的电源脚 VDD 工作电压范围为 2.5V 到 6V,当电源电压高过 6V 时通过外接稳压
二极管使芯片工作电压钳位在
6V 以内即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
HM7236内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,随温度升高而
逐渐减小
LED 的输出电流,可有效保护芯片及外接 MOS 管。
输出电流设定
HM7236采样电压 Vcs 典型值为 50mV,LED 电流由下式确定:
50
LED
mV
I
Rcs
=
其中
RCS 为采样电阻。
为了保证输出电流的恒流精度,
RCS 要应使用 1%以内的高精度电阻。
PWM 调光
HM7236内置 PWM 调光功能。通过在 DIM 引脚施加 PWM 信号,可使得 LED 电流在 0~100%
范围内变化。当
DIM 脚接低电平,LED 输出关断;当 DIM 脚接高电平,LED 正常输出。PWM
调光频率最高可达
10KHz。对大多数应用,推荐调光频率在 1KHz 以内可获得好的调光线性度。
PCB 布图注意事项
PCB 布图时在 HM7236的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠
VDD 引脚和地。一方面,该滤波电容可以减小系统上电时 VDD 引脚的电压尖峰,避免 IC
因过压而损坏,另一方面,当
IC 进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源 VDD 上出
现因输出电流波动而导致大的纹波。
采样电阻
RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
HM7236
PWM 调光的线性降压 LED 恒流驱动器




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl