Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


HM6288 Datasheet(Fiches technique) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM6288
Description  Built-in 60V power MOS step-up LED constant current driver
Télécharger  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

   
 6 page
background image
HM6288
内置 60V 功率 MOS 升压型 LED 恒流驱动器
其中
VIN、VOUT分别是系统输入和输出电压。
电感取值
流过电感的纹波电流大小与电感取值有关。工作于连续模式时,电感纹波电流由下式确
定:
OUT
IN
L
OFF
VV
IT
L
Δ=
增大电感值纹波电流会减小,反之增大。
连续模式下电感的峰值电流由下式确定:
1
2
OLED
pkL
IN
VI
I
I
V
η
=
电感电流工作在连续模式与非连续模式的临界值由下式确定:
()
2
IN
OUT
IN
OFF
OUT
LED
VV
V
T
Lcri
VI
−∗
=
电感数值大于
Lcri 则系统工作在连续模式,电感数值小于 Lcri 则系统工作在非连续模式。
在电感选择时,应保证流过电感的峰值电流不引起电感的磁饱和。通常要求电感的饱和
电流大于电感峰值电流的
1.5 倍以上。同时应选择低 ESR 的功率电感,在大电流条件下电感
自身的
ESR 会显著影响系统的转换效率。
RCS设置
需合理设置
RCS电阻阻值,以防止在正常负载下因为输入限流而限制输出功率。
0.2
*
*
*2
CS
OUT
LED
OUT
IN
OFF
IN
R
VI
V
V
T
VL
η
+
其中
η表示转换效率,典型地可取
90%。应在最低输入电压下计算得到RCS值。
系统的最大峰值电流
IPK由电阻RCS限定:
0.25
PK
CS
I
R
供电电阻选择
HM6288 通过供电电阻RVDD对芯片VDD供电。
IN
VDD
VDD
VVDD
R
I
=




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl