Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


HM5921A Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM5921A
Description  1A synchronous mobile power solution
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

   
 2 page
background image
Ver1.4
2
深圳市天源中芯半导体有限公司
管脚
管脚描述
管脚号
管脚名
描述
1
OUT
升压输出正极端以及输出电压采样端
2
BAT
锂离子电池正极
3
SW
升压功率
NMOS 的漏极
4
SWT
接按键和手电筒
LED 灯,短按按键显示电量,长按按键 2S 手电筒打开或关闭
5
VDD
电源输入端
6
LED2
电量指示
LED 驱动端
7
VSEL
4.2V 或 4.35V 选择端,接地为 4.2V,悬空为 4.35V
8
LED1
电量指示
LED 驱动端
Exposed
PAD
GND
系统地,须与
PCB 地线有良好焊接
极限参数(注
1)
参数
额定值
单位
所有引脚对
GND
-0.3~+7
V
储存环境温度
-50~+150
工作结温范围
-40~150
HBM
3000
V
MM
300
V
推荐工作范围
符号
参数
参数范围
单位
VDD
充电输入电压
4.5~5.5
V
TOP
工作环境温度
-20~85
1:最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足
个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对
HM5921A
1A 同步移动电源方案




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl