Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


HM5921A Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Numéro de pièce HM5921A
Description  1A synchronous mobile power solution
Télécharger  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Site Internet  http://www.hmsemi.com/
Logo 

   
 5 page
background image
Ver1.4
5
深圳市天源中芯半导体有限公司
工作状态与电量指示
LED1~LED4 为充放电状态与电量指示引脚,不同状况时 LED 状态如下:
①接入
VDD 时,LED1 到 LED4 会依次全部点亮,然后再根据电池电量指示充电状态,达到电量的 LED 常量,当前电量
LED 以 1Hz 频率闪烁,充满电后 LED1~LED4 全亮;
②待机状态下,单击按键
S1,显示电量 18S 后关闭;
③放电时,
LED1~LED4 根据电池电压指示当前电量;若电池电压低于 3.0V,LED1 会以 2HZ 的频率快闪提示电量低,
直到电池电压低于
2.85V,关闭电路,进入低功耗低压保护模式,需要重新充电至 3.2V 以上才可以再次放电;
④长按
S1 键 2S,手电筒打开,再次长按 S1 键 2S 手电筒输出关闭。
LED1~LED4 工作状态表
IC 型号
充电
放电
电池电压
(V)
LED1
LED2
LED3
LED4
电池电压
(V)
LED1
LED2
LED3
LED4
HM5921A
VBAT<3.6
闪烁
VBAT<2.85
2.85≤VBAT<3.0
快闪
3.0≤VBAT<3.5
3.6≤VBAT<3.75
闪烁
3.5≤VBAT<3.65
3.75≤VBAT<4.0
闪烁
3.65≤VBAT<3.9
4.0≤VBAT<4.2
闪烁
3.9≤VBAT
4.2≤ VBAT
-
-
-
-
-
-
注:上表中电池电压是
Typical 情况下标准电压。
HM5921A
1A 同步移动电源方案




Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl