Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


BEF-MS12L-B Datasheet(Fiches technique) 3 Page - SICK AG

Numéro de pièce BEF-MS12L-B
Description  Universal bar clamp systems
Télécharger  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  SICK [SICK AG]
Site Internet  http://www.sick.com/
Logo 

   
 3 page
background image
BEF-MS12L-B
Dimensional drawing (Dimensions in mm (inch))
A
(0
.4
7)
1.5 (0.06) x 45°
①  BEF-MS12L-(N)A: A = 150 mm, B = 150 mm
②  BEF-MS12L-(N)B: A = 250 mm, B = 250 mm
Recommended accessories
Other models and accessories
www.sick.com/
Brief description
Type
Part no.
Universal bar clamp systems
Bar clamp for bar diameter of 12 mm (fixing the mounting rod), Aluminum, 2 screws M6 x 30, 2 spring
discs
BEF-RMC-D12
5321878
2018-11-16 22:43:45 | Online data sheet
Subject to change without notice
| SICK
3




Html Pages

1  2  3  4 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl