Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


STPS80170CW Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

Numéro de pièce STPS80170CW
Description  Schottky Barrier Rectifier
Télécharger  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo 

   
 2 page
background image
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
2
Schottky Barrier Rectifier
STPS80170CW
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth j-c
Thermal Resistance,Junction to Case
0.5
/W
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Pulse Test: Pulse Width=300μs,Duty Cycle≤1%)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MAX
UNIT
VF
Maximum Instantaneous Forward Voltage
IF=40;Tj=25℃
0.84
V
IF=40;Tj=125℃
0.74
IF=80;Tj=25℃
0.96
IF=80;Tj=125℃
0.86
IR
Maximum Instantaneous Reverse Current
VR= rated VRRM;Tj=25℃
0.08
mA
VR= rated VRRM;Tj=125℃
80




Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl