Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


STD11NM50N Datasheet(Fiches technique) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

Numéro de pièce STD11NM50N
Description  Isc N-Channel MOSFET Transistor
Télécharger  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo 

   
 1 page
background image
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
1
Isc N-Channel MOSFET Transistor
STD11NM50N
·
FEATURES
·
With To-252(DPAK) package
·
Low input capacitance and gate charge
·
Low gate input resistance
·
100% avalanche tested
·
Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
performance and reliable operation
·
APPLICATIONS
·
Switching applications
·
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VDSS
Drain-Source Voltage
500
V
VGSS
Gate-Source Voltage
±
25
V
ID
Drain Current-Continuous@Tc=25℃
Tc=100℃
8.5
6
A
IDM
Drain Current-Single Pulsed
34
A
PD
Total Dissipation @TC=25℃
70
W
Tch
Max. Operating Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55~150
·
THERMAL CHARACTERISTICS
SYMBOL
PARAMETER
MAX
UNIT
Rth(ch-c)
Channel-to-case thermal resistance
50
/W
Rth(ch-a)
Channel-to-ambient thermal resistance
1.79
/W




Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl