Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


STD5NM50T4 Datasheet(Fiches technique) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

Numéro de pièce STD5NM50T4
Description  isc N-Channel MOSFET Transistor
Télécharger  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Site Internet  http://www.iscsemi.cn
Logo 

   
 2 page
background image
isc website:www.iscsemi.cn
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD5NM50T4
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
BVDSS
Drain-Source Breakdown Voltage VGS=0V; ID=250μA
500
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS=VGS; ID=250μA
3
5
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS=10V; ID= 2.5A
0.8
Ω
IGSS
Gate-Source Leakage Current
VGS= ±30V
±100
nA
IDSS
Drain-Source Leakage Current
VDS= 500V; VGS= 0V
1
μ
A
VDS= 500V; VGS= 0V;TC=125℃
10
μ
A
VSD
Diode forward voltage
ISD= 7.5A, VGS = 0V
1.5
V




Html Pages

1  2 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl