Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


19-21-S2C-AL2M2VY-3T Datasheet(Fiches technique) 8 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce 19-21-S2C-AL2M2VY-3T
Description  0603 Package Chip LED (0.8mm Height)
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

 
 8 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.
19-21/S2C-AL2M2VY/3T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev.1
Page: 8 of 10
Device No. : SZDSE-191-S05
Prepared date: 23-Mar-2005
Prepared by: Zhang huali
Reliability Test Items And Conditions
The reliability of products shall be satisfied with items listed below.
Confidence level:90%
LTPD:10%
No.
Items
Test Condition
Test
Hours/Cycles
Sample
Size
Ac/Re
1
Reflow Soldering
Temp. : 260℃±5℃
Min. 5sec.
6 Min.
22 PCS.
0/1
2
Temperature Cycle
H : +100℃ 15min
∫ 5 min
L : -40℃ 15min
300 Cycles
22 PCS.
0/1
3
Thermal Shock
H : +100℃ 5min
∫ 10 sec
L : -10℃ 5min
300 Cycles
22 PCS.
0/1
4
High Temperature
Storage
Temp. : 100℃
1000 Hrs.
22 PCS.
0/1
5
Low Temperature
Storage
Temp. : -40℃
1000 Hrs.
22 PCS.
0/1
6
DC Operating Life
IF = 20 mA
1000 Hrs.
22 PCS.
0/1
7
High Temperature /
High Humidity
85℃/ 85%RH
1000 Hrs.
22 PCS.
0/1




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl