Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


19-21-S2C-AL2M2VY-3T Datasheet(Fiches technique) 4 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce 19-21-S2C-AL2M2VY-3T
Description  0603 Package Chip LED (0.8mm Height)
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

 
 4 page
background image
EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.
19-21/S2C-AL2M2VY/3T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev.1
Page: 4 of 10
Device No. : SZDSE-191-S05
Prepared date: 23-Mar-2005
Prepared by: Zhang huali
Bin Range Of Dom. Wavelength
Groups
Bin
Min
Max
Unit
Condition
D8
600.5
603.5
D9
603.5
606.5
D10
606.5
609.5
A
D11
609.5
612.5
nm
IF =5mA
Bin Range Of Luminous Intensity
Bin
Min
Max
Unit
Condition
L2
14.5
18.0
M1
18.0
22.5
M2
22.5
28.5
mcd
IF =5mA
Bin Range Of Forward Voltage
Groups
Bin
Min
Max
Unit
Condition
19
1.70
1.80
20
1.80
1.90
21
1.90
2.00
22
2.00
2.10
V
23
2.10
2.20
V
IF =5mA
Notes:
1.Tolerance of Luminous Intensity: ±10%
2.Tolerance of Dominant Wavelength: ±1nm
3.Tolerance of Forward Voltage: ±0.05V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl