Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


19-21/GHC-YN1P2QY/3T Datasheet(Fiches technique) 7 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce 19-21/GHC-YN1P2QY/3T
Description  0603 Package Chip LED (0.8mm Height)
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

 
 7 page
background image
19-21/GHC-YN1P2QY/3T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev.2
Page: 7 of 10
Device No. : DSE-0002652
Prepared date:20-Aug-2010
Prepared by: YangPeng
Carrier Tape Dimensions: Loaded quantity 3000 PCS per reel
Note: The tolerances unless mentioned is ±0.1mm ,Unit = mm
Moisture Resistant Packaging
Label
Aluminum moisture-proof bag
Desiccant
Label




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl