Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


19-21-G6C-FP1Q1L-3T Datasheet(Fiches technique) 2 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce 19-21-G6C-FP1Q1L-3T
Description  0603 Package Chip LED (0.8mm Height)
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

 
 2 page
background image
19-21/G6C-FP1Q1L/3T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev. 3
Page: 2 of 10
Device No:DSE-0002650
Prepared date:7-May-2010
Prepared by: Yangyuanyuan
Package Outline Dimensions
+
-
0.8
0.4
0.4
Note: The tolerances unless mentioned is ±0.1mm
,Unit = mm




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl