Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


19-21-G6C-FM1N2B-3T Datasheet(Fiches technique) 6 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce 19-21-G6C-FM1N2B-3T
Description  0603 Package Chip LED (0.8mm Height)
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

 
 6 page
background image
19-21/G6C-FM1N2B/3T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev.1
Page: 6 of 10
Device No:
Prepared date:3-Jul-2011
Prepared by: Chen Zheng
Label explanation
CAT: Luminous Intensity Rank
HUE: Dom. Wavelength Rank
REF: Forward Voltage Rank
Reel Dimensions
Note: The tolerances unless mentioned are ±0.1mm, unit = mm.
RoHS
Pb
CPN :
P N : XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
QTY : XXX
LOT NO : XXXXXXXXXX
Reference : XXXXXXXX
CAT : XXX
HUE : XXX
REF : XXX
EVERLIGHT
MADE IN TAIWAN




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl