Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


18-225/R6G6C-A01/3T Datasheet(Fiches technique) 5 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce 18-225/R6G6C-A01/3T
Description  Chip LED with Bi-Color(Multi-Color)
Télécharger  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

 
 5 page
background image
18-225/R6G6C-A01/3T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev 2
Page: 5 of 12
Device No:DSE-00005366
Prepared date: 05-Jul-2011
Prepared by: Ashley kuo
R6
Bin Range Of Luminous Intensity
Bin
Min
Max
Unit
Condition
P1
45.0
57.0
mcd
IF=20mA
P2
57.0
72.0
Q1
72.0
90.0
Q2
90.0
112.0
G6
Bin Range Of Luminous Intensity
Bin
Min
Max
Unit
Condition
N1
28.5
36.0
mcd
IF=20mA
N2
36.0
45.0
P1
45.0
57.0
P2
57.0
72.0
G6
Bin Range Of Dom. Wavelength
Group
Bin
Min
Max
Unit
Condition
B
C15
567.5
569.5
nm
IF=20mA
C16
569.5
571.5
C17
571.5
573.5
C18
573.5
575.5
Notes:
1.Tolerance of Luminous Intensity ±11%
2.Tolerance of Dominant Wavelength ±1nm




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl