Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


17-215/B6C-YP2R2/3T Datasheet(Fiches technique) 7 Page - HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.

Numéro de pièce 17-215/B6C-YP2R2/3T
Description  0805 Package Chip LED(0.8mm Height)
Télécharger  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  TO-GRACE [HK TO-GRACE TECHNOLOGY CO.,LTD.]
Site Internet  http://www.to-grace.com/index.html
Logo 

 
 7 page
background image
17-215/B6C-YP2R2/3T
Everlight Electronics Co., Ltd.
http://www.everlight.com
Rev.1
Page: 7 of 10
Device No. : SZDSE-175-B16
Prepared date: 15-Sep-2007
Prepared by: Zhouhua
Carrier Tape Dimensions: Loaded quantity 3000 PCS per reel
Note: The tolerances unless mentioned is
±0.1mm ,Unit = mm
Moisture Resistant Packaging




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl