Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


RL-8600-101M Datasheet(Fiches technique) 3 Page - RENCO ELECTRONICS, INC.

Numéro de pièce RL-8600-101M
Description  SMD HIGH ENERGY POWER INDUCTORS
Télécharger  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  RENCO [RENCO ELECTRONICS, INC.]
Site Internet  https://www.rencousa.com/
Logo 

   
 3 page
background image
Toll Free Engineering Hot Line: 800.645.5828 • P: 321.637.1000 • F: 321.637.1600
595 International Place, Rockledge, FL 32955-4200 USA • www.rencousa.com • ISO 9001 Certified
RENCO ELECTRONICS INC.
RL-8600
90
80
70
60
60
40
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
6
103M 222M 331M
470M
TEMP. RISE VS. CURRENT
∆t
(°C)
DC CURRENT (A)
-40 -20
0
20
40
60
80
100 120 140
TYPICAL I sat DERATING
AMBIENT TEMPERATURE ( °C)
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
105
5
3
10-3
35 10-2
35 10-1
35 100
35 101
104
5
3
103
5
3
102
5
3
101
INDUCTANCE VS. FREQUENCY
FREQUENCY (MHZ)
L
(µH)
103M
222M
331M
470M
105
5
3
10-3
35 10-2
35 10-1
35 100
35 101
104
5
3
103
5
3
102
5
3
101
INDUCTANCE VS. CURRENT
DC CURRENT (A)
L
(µH)
103M
222M
331M
470M




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl