Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2N3402 Fiches technique(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp |
|
2N3402 Fiches technique(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp |
|
1 / 1 page Small Signal Transistors TO-92HS Case PD (@ TA=25oC)=1.0 Watt 78 www.centralsemi.com TYPE NO. POLARITY BVCBO BVCEO BVEBO ICBO @VCB hFE @ IC VCE VCE (SAT) @ IC Cob fT NF LEAD CODE (V) (V) (V) (nA) (V) (mA) (V) (V) (mA) (pF) (MHz) (dB) MIN MIN MIN MAX MIN MAX MAX MAX MIN MAX 2N3402 NPN 25 25 5.0 100 25 75 225 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - ECB 2N3403 NPN 25 25 5.0 100 25 180 540 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - ECB 2N3404 NPN 50 50 5.0 100 50 75 225 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - ECB 2N3405 NPN 50 50 5.0 100 50 180 540 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - ECB 2N4425 NPN 60 40 5.0 30 40 180 540 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - ECB HS3402 NPN 25 25 5.0 100 25 75 225 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - EBC HS3403 NPN 25 25 5.0 100 25 180 540 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - EBC HS3404 NPN 50 50 5.0 100 50 75 225 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - EBC HS3405 NPN 50 50 5.0 100 50 180 540 2.0 4.5 0.3 50 - - - - - - EBC HS5306 NPN 25 25 12 100 25 7,000 70,000 2.0 5.0 1.4 200 10 60 - - ECB HS5306A NPN 25 25 12 100 25 7,000 70,000 2.0 5.0 1.4 200 10 60 10 ECB HS5308 NPN 40 40 12 100 40 7,000 70,000 2.0 5.0 1.4 200 10 60 - - ECB HS5308A NPN 40 40 12 100 40 7,000 70,000 2.0 5.0 1.4 200 10 60 10 ECB GES5810-J1 NPN 35 25 5.0 100 25 60 200 2.0 2.0 0.75 500 15 100 - - EBC GES5811-J1 PNP 35 25 5.0 100 25 60 200 2.0 2.0 0.75 500 15 100 - - EBC GES5812-J1 NPN 35 25 5.0 100 25 150 500 2.0 2.0 0.75 500 15 135 - - EBC GES5813-J1 PNP 35 25 5.0 100 25 150 500 2.0 2.0 0.75 500 15 135 - - EBC GES5814-J1 NPN 50 40 5.0 100 25 60 160 2.0 2.0 0.75 500 15 100 - - EBC GES5815-J1 PNP 50 40 5.0 100 25 60 160 2.0 2.0 0.75 500 15 100 - - EBC GES5816-J1 NPN 50 40 5.0 100 25 100 200 2.0 2.0 0.75 500 15 120 - - EBC GES5817-J1 PNP 50 40 5.0 100 25 200 200 2.0 2.0 0.75 500 15 120 - - EBC GES5818-J1 NPN 50 40 5.0 100 25 150 300 2.0 2.0 0.75 500 15 135 - - EBC GES5819-J1 PNP 50 40 5.0 100 25 150 300 2.0 2.0 0.75 500 15 135 - - EBC GES5820-J1 NPN 70 60 5.0 100 25 60 160 2.0 2.0 0.75 500 15 100 - - EBC GES5821-J1 PNP 70 60 5.0 100 25 60 160 2.0 2.0 0.75 500 15 100 - - EBC GES5822-J1 NPN 70 60 5.0 100 25 100 200 2.0 2.0 0.75 500 15 120 - - EBC GES5823-J1 PNP 70 60 5.0 100 25 100 200 2.0 2.0 0.75 500 15 120 - - EBC GES6010-J1 NPN 50 40 5.0 10 25 100 300 10 1.0 0.5 500 10 105 5.0 EBC GES6011-J1 PNP 50 40 5.0 10 25 100 300 10 1.0 0.75 500 15 75 3.0 EBC GES6012-J1 NPN 50 40 5.0 10 25 200 500 10 1.0 0.5 500 10 135 3.0 EBC GES6013-J1 PNP 50 40 5.0 10 25 200 500 10 1.0 0.75 500 15 100 2.0 EBC GES6014-J1 NPN 70 60 5.0 10 25 100 300 10 1.0 0.5 500 10 105 5.0 EBC GES6015-J1 PNP 70 60 5.0 10 25 100 300 10 1.0 0.75 500 15 75 3.0 EBC GES6016-J1 NPN 70 60 5.0 10 25 200 500 10 1.0 0.5 500 10 135 3.0 EBC GES6017-J1 PNP 70 60 5.0 10 25 200 500 10 1.0 0.75 500 15 100 2.0 EBC GES6218-J1 NPN 300 300 5.0 500 250 20 - - 20 10 1.0 10 5.0 50 - - EBC GES6219-J1 NPN 250 250 5.0 1,000 200 20 - - 20 10 1.0 10 5.0 50 - - EBC GES6220-J1 NPN 200 200 5.0 1,000 150 20 - - 20 10 2.0 20 5.0 50 - - EBC GES6221-J1 NPN 150 150 5.0 10,000 100 20 - - 20 10 2.3 20 5.0 50 - - EBC NOTE: Most devices are available in CBE lead code on special order. Shaded areas indicate Darlington. |
Numéro de pièce similaire - 2N3402 |
|
Description similaire - 2N3402 |