Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF1010EZL Fiches technique(PDF) 8 Page - International Rectifier

No de pièce IRF1010EZL
Description  AUTOMOTIVE MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1010EZL Fiches technique(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRF1010EZL Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1010EZL Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1010EZL Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1010EZL Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1010EZL Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1010EZL Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1010EZL Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF1010EZL Datasheet HTML 11Page - International Rectifier IRF1010EZL Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
IRF1010EZ/S/LPbF
8
www.irf.com
Fig 17.
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit for N-Channel
HEXFET® Power MOSFETs
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
* VGS = 5V for Logic Level Devices
*
+
-
+
+
+
-
-
-
ƒ
„
‚
RG
VDD
• dv/dt controlled by RG
• Driver same type as D.U.T.
• ISD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T

VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
VDS
Pulse Width ≤ 1 µs
Duty Factor ≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-V
DD
Fig 18a. Switching Time Test Circuit
Fig 18b. Switching Time Waveforms


Numéro de pièce similaire - IRF1010EZL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF1010EZLPBF IRF-IRF1010EZLPBF Datasheet
413Kb / 12P
   Advanced Process Technology
More results

Description similaire - IRF1010EZL

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRF2804S-7P IRF-IRF2804S-7P Datasheet
263Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IIRLR3105 IRF-IIRLR3105 Datasheet
169Kb / 8P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF540ZL IRF-IRF540ZL Datasheet
310Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF3205Z IRF-IRF3205Z Datasheet
303Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR2908 IRF-IRLR2908 Datasheet
206Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLR024ZPBF IRF-IRLR024ZPBF Datasheet
281Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR2905Z KERSEMI-IRFR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFU3505 KERSEMI-IRFU3505 Datasheet
4Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
International Rectifier
IRF1405Z IRF-IRF1405Z Datasheet
291Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRFR3710Z IRF-IRFR3710Z Datasheet
218Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRLU2905Z IRF-IRLU2905Z Datasheet
217Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com