Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LA6556 Fiches technique(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce LA6556
Description  LA6556
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA6556 Fiches technique(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  LA6556 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA6556 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA6556 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA6556 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA6556 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA6556 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA6556 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA6556 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
LA6556
No.6493 - 3 / 8
前ページから続く。
(注6) VIN1-SW :「L」のとき入力アンプはAMP-A, VREFは内部VREF (≒2.5V)を選択する。
VIN1-SW :「H」のとき入力アンプはAMP-B, VREFは外部VREF (≒VREFIN)を選択する。
(注7) 上側(ソース)+下側(シンク)の電圧。正 / 逆転時。出力電圧は、VCCからこれを引いた電圧。
(注8) ブレーキはショート(GND)ブレーキ。シンク側の出力がONする。
(注9) IO=200mA (正転/逆転時) のときのシンク、ソース側残り電圧(VCE)の合計の電圧。
(注10) 5VREGは垂下型の保護回路が内蔵されている。ベース電流が10mA (typ)のとき、保護回路が動作。
※ 設 : 設計保証値であり測定は行わない。


Numéro de pièce similaire - LA6556

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
LA6551 SANYO-LA6551 Datasheet
352Kb / 9P
   LA6551
LA6557 SANYO-LA6557 Datasheet
67Kb / 8P
   Five-Channel Bridge Driver for MD and CD Players
LA6557H SANYO-LA6557H Datasheet
67Kb / 8P
   Five-Channel Bridge Driver for MD and CD Players
LA6558 SANYO-LA6558 Datasheet
90Kb / 10P
   6-CH Driver for Mini Disk
LA6559 SANYO-LA6559 Datasheet
98Kb / 9P
   5-Channel Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com