Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L-115WEGW Fiches technique(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

No de pièce L-115WEGW
Description  T-1(3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Site Internet  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

L-115WEGW Fiches technique(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  L-115WEGW Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation L-115WEGW Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation L-115WEGW Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SPEC NO: DSAB9091
REV NO: V.2
DATE:JAN/05/2003
PAGE: 2 OF 3
APPROVED: J.LU
CHECKED: Allen Liu
DRAWN: L.ZHANG
Selection Guide
Note:
1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
Electrical / Optical Characteristics at T)=25°°°°°C
Absolute Maximum Ratings at T)=25°°°°°C
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
l
o
b
m
y
Sl
o
b
m
y
S
l
o
b
m
y
S
l
o
b
m
y
Sl
o
b
m
y
Sr
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
Pe
c
i
v
e
De
c
i
v
e
D
e
c
i
v
e
D
e
c
i
v
e
De
c
i
v
e
D.
p
y
T.
p
y
T .
p
y
T .
p
y
T.
p
y
T.
x
a
M.
x
a
M .
x
a
M .
x
a
M.
x
a
Ms
ti
n
Us
ti
n
U s
ti
n
U s
ti
n
Us
ti
n
Us
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
Ts
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
T
s
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
T
s
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
Ts
n
o
it
i
d
n
o
C
t
s
e
T
λ
k
a
e
p
h
t
g
n
e
l
e
v
a
W
k
a
e
P
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
7
2
6
5
6
5
m
nIF
A
m
0
2
=
λ D
h
t
g
n
e
l
e
v
a
W
e
t
a
n
i
m
o
D
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
5
2
6
8
6
5
m
nIF
A
m
0
2
=
λ
2
/
1
h
t
d
i
w
-f
l
a
H
e
n
i
L
l
a
rt
c
e
p
S
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
5
4
0
3
m
nIF
A
m
0
2
=
Ce
c
n
a
ti
c
a
p
a
C
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
5
1
5
1
F
pVF
z
H
M
1
=
f;
V
0
=
VF
e
g
a
tl
o
V
d
r
a
w
r
o
F
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
n
e
e
r
G
0
.
2
2
.
2
5
.
2
5
.
2
VIF
A
m
0
2
=
IR
t
n
e
rr
u
C
e
s
r
e
v
e
Rll
A0
1A
uV R
V
5
=
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
P
r
e
t
e
m
a
r
a
Pr
e
t
e
m
a
r
a
Pd
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
Hd
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
H
d
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
Hd
e
R
y
c
n
e
i
c
if
f
E
h
g
i
Hn
e
e
r
Gn
e
e
r
G
n
e
e
r
G
n
e
e
r
Gn
e
e
r
Gs
ti
n
Us
ti
n
U s
ti
n
U s
ti
n
Us
ti
n
U
n
o
it
a
p
i
s
s
i
d
r
e
w
o
P5
0
15
0
1W
m
t
n
e
rr
u
C
d
r
a
w
r
o
F
C
D0
35
2A
m
]
1
[
t
n
e
rr
u
C
d
r
a
w
r
o
F
k
a
e
P0
6
10
4
1A
m
e
g
a
tl
o
V
e
s
r
e
v
e
R5
5
V
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
e
g
a
r
o
t
S
/
g
n
it
a
r
e
p
O
0
4
- °
5
8
+
o
T
C
°C
]
2
[
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
T
r
e
d
l
o
S
d
a
e
L
0
6
2 °
s
d
n
o
c
e
S
5
r
o
F
C
.
o
N
t
r
a
P.
o
N
t
r
a
P
.
o
N
t
r
a
P
.
o
N
t
r
a
P.
o
N
t
r
a
Pe
c
i
De
c
i
D e
c
i
D e
c
i
De
c
i
De
p
y
T
s
n
e
Le
p
y
T
s
n
e
L
e
p
y
T
s
n
e
L
e
p
y
T
s
n
e
Le
p
y
T
s
n
e
L
)
d
c
m
(
v
I)
d
c
m
(
v
I
)
d
c
m
(
v
I
)
d
c
m
(
v
I)
d
c
m
(
v
I
A
m
0
2
@
g
n
i
w
e
i
Vg
n
i
w
e
i
V
g
n
i
w
e
i
V
g
n
i
w
e
i
Vg
n
i
w
e
i
V
e
l
g
n
A
.
n
i
M.
n
i
M .
n
i
M .
n
i
M.
n
i
M.
p
y
T.
p
y
T .
p
y
T .
p
y
T.
p
y
T
2
/
1
θ
22
/
1
θ
2 2
/
1
θ
2 2
/
1
θ
22
/
1
θ
2
W
G
E
W
5
1
1
-
L
)
P
a
G
/
P
s
A
a
G
(
D
E
R
Y
C
N
E
I
C
I
F
F
E
H
G
I
H
D
E
S
U
F
F
I
D
E
T
I
H
W
0
10
4
°
0
6
)
P
a
G
(
N
E
E
R
G
0
15
3


Numéro de pièce similaire - L-115WEGW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rhombus Industries Inc.
L-11500 RHOMBUS-IND-L-11500 Datasheet
26Kb / 1P
   Low Power Inductors
L-11501 RHOMBUS-IND-L-11501 Datasheet
26Kb / 1P
   Low Power Inductors
L-11502 RHOMBUS-IND-L-11502 Datasheet
26Kb / 1P
   Low Power Inductors
L-11503 RHOMBUS-IND-L-11503 Datasheet
26Kb / 1P
   Low Power Inductors
L-11504 RHOMBUS-IND-L-11504 Datasheet
26Kb / 1P
   Low Power Inductors
More results

Description similaire - L-115WEGW

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kingbright Corporation
WP115WGYW KINGBRIGHT-WP115WGYW Datasheet
461Kb / 7P
   T-1 (3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
WP3VEGW KINGBRIGHT-WP3VEGW Datasheet
463Kb / 7P
   T-1(3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
W115VEGW KINGBRIGHT-W115VEGW Datasheet
177Kb / 3P
   T-1(3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
logo
SunLED Corporation
LUGR92M SUNLED-LUGR92M Datasheet
214Kb / 5P
   T-1(3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
LMDKVG34M SUNLED-LMDKVG34M Datasheet
216Kb / 5P
   T-1(3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
logo
Kingbright Corporation
WP115VEYW KINGBRIGHT-WP115VEYW_15 Datasheet
349Kb / 7P
   T-1 (3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
WP115VEGW KINGBRIGHT-WP115VEGW Datasheet
107Kb / 4P
   T-1(3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
WP115VEGW KINGBRIGHT-WP115VEGW Datasheet
462Kb / 7P
   T-1 (3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
WP115VEYW KINGBRIGHT-WP115VEYW Datasheet
463Kb / 7P
   T-1 (3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
WP115VGYW KINGBRIGHT-WP115VGYW Datasheet
463Kb / 7P
   T-1 (3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
WP115WEYW KINGBRIGHT-WP115WEYW Datasheet
461Kb / 7P
   T-1 (3mm) BI-COLOR INDICATOR LAMP
More results


Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL




Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com