Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC140-LB1C Datasheet(Fiches technique) 89 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC140-LB1C
Description  ARM® Cortex®-M 32-bit Microcontroller
Télécharger  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 89 page
background image
NUC100/120xxxDN
Aug 31, 2015
Page 89 of 107
Rev 1.01
7
APPLICATION CIRCUIT
AVSS
AVDD
AVCC
DVCC
VSS
VDD
4~24 MHz
crystal
0.1uF
FB
FB
20p
20p
DVCC
10uF/25V
10K
Power
Crystal
Reset
Circuit
/RESET
XT1_OUT
LDO
NUC1xx
Series
VDD
VSS
/RESET
ICE_CLK
ICE_DAT
SWD
Interface
1uF
VDD
VSS
I
2C Device
CLK
DIO
I2C0SDA
I2C0SCL
4.7K
VDD
VSS
SPI Device
CS
CLK
MISO
SPISS00
MOSI
SPICLK0
MISO00
MOSI00
LDO
RS232 Transceiver
ROUT
TIN
RIN
TOUT
PC COM Port
XT1_IN
0.1uF
DVCC
4.7K
DVCC
DVCC
Note: For the SPI device, the chip supply voltage
must be equal to SPI device working voltage. For
example, when the SPI Flash working voltage is
3.3 V, the NUC1xx chip supply voltage must also
be 3.3V.
UART
[1]
RXD
TXD
Smart Card
VCC
USB PORT
D+
D-
33
33
VBUS
VSS




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl