Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC100-YE2C Datasheet(Fiches technique) 77 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC100-YE2C
Description  ARM Cortex™-M0 32-BIT MICROCONTROLLER
Télécharger  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 77 page
background image
NuMicro
™ NUC120 Data Sheet
Publication Release Date: Jan. 2, 2012
- 77 -
Revision V2.03
7.4
Analog Characteristics
7.4.1
Specification of 12-bit SARADC
SYMBOL
PARAMETER
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
-
Resolution
-
-
12
Bit
DNL
Differential nonlinearity error
-
±3
-
LSB
INL
Integral nonlinearity error
±4
-
LSB
-
EO
±1
10
LSB
Offset error
-
EG
Gain error (Transfer gain)
-
1
1.005
-
-
Monotonic
Guaranteed
FADC
ck frequency (AVDD
ADC clo
=5V/3V)
-
-
16/8
MHz
FS
Sample rate
600
K SPS
-
-
VDDA
Supply voltage
3
-
5.5
V
IDD
-
0.5
m
-
A
IDDA
Supply current (Avg.)
-
1.5
-
mA
VREF
Reference voltage
-
VDDA
-
V
IREF
eference current (Av
R
g.)
-
1
-
mA
VIN
Input voltage
0
-
VREF
V




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl