Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC140-RB3E Datasheet(Fiches technique) 95 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC140-RB3E
Description  ARM® Cortex®-M 32-bit Microcontroller
Télécharger  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 95 page
background image
NUC100/120xxxDN
Aug 31, 2015
Page 95 of 107
Rev 1.01
AC Electrical Characteristics
8.3
8.3.1
External 4~24 MHz High Speed Oscillator
tCHCX
90%
10%
tCLCH
tCHCL
tCLCX
tCLCL
0.3 VDD
0.7 VDD
Note: Duty cycle is 50%.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
tCHCX
Clock High Time
10
-
-
nS
tCLCX
Clock Low Time
10
-
-
nS
tCLCH
Clock Rise Time
2
-
15
nS
tCHCL
Clock Fall Time
2
-
15
nS
8.3.2
External 4~24 MHz High Speed Crystal
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP..
MAX.
UNIT
Operation Voltage VDD
-
2.5
-
5.5
V
Temperature
-
-40
-
85
Operating Current
12 MHz at VDD = 5V
-
1
-
mA
Clock Frequency
External crystal
4
24
MHz
Typical Crystal Application Circuits
8.3.2.1
CRYSTAL
C1
C2
R
4 MHz ~ 24 MHz
10~20pF
10~20pF
without




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl