Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC100-YA3E Datasheet(Fiches technique) 92 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC100-YA3E
Description  ARM® Cortex®-M 32-bit Microcontroller
Télécharger  107 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 92 page
background image
NUC100/120xxxDN
Aug 31, 2015
Page 92 of 107
Rev 1.01
PARAMETER
SYM.
SPECIFICATION
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
IDD16
125
A
3.3V
32.768
kHz
X
X
Operating Current
Normal Run Mode
at 10 kHz
IDD17
125
A
VDD
LIRC
PLL
All IP
5.5V
10 kHz
X
V
IDD18
120
A
5.5V
10 kHz
X
X
IDD19
125
A
3.3V
10 kHz
X
V
IDD20
120
A
3.3V
10 kHz
X
X
Operating Current
Idle Mode
at 50 MHz
IIDLE1
28
mA
VDD
XTAL
PLL
All IP
5.5V
12 MHz
V
V
IIDLE2
10
mA
5.5V
12 MHz
V
X
IIDLE3
27
mA
3.3V
12 MHz
V
V
IIDLE4
9
mA
3.3V
12 MHz
V
X
Operating Current
Idle Mode
at 12 MHz
IIDLE5
7.5
mA
VDD
XTAL
PLL
All IP
5.5V
12 MHz
X
V
IIDLE6
2.4
mA
5.5V
12 MHz
X
X
IIDLE7
6.5
mA
3.3V
12 MHz
X
V
IIDLE8
1.5
mA
3.3V
12 MHz
X
X
Operating Current
Idle Mode
at 4 MHz
IIDLE9
3.3
mA
VDD
XTAL
PLL
All IP
5.5V
4 MHz
X
V
IIDLE10
1.7
mA
5.5V
4 MHz
X
X
IIDLE11
2.4
mA
3.3V
4 MHz
X
V
IIDLE12
0.8
mA
3.3V
4 MHz
X
X
Operating Current
Idle Mode
at 32.768 kHz
IIDLE13
133
A
VDD
XTAL
PLL
All IP
5.5V
32.768
kHz
X
V
IIDLE14
120
A
5.5V
32.768
kHz
X
X
IIDLE15
133
A
3.3V
32.768
kHz
X
V
IIDLE16
120
A
3.3V
32.768
kHz
X
X
Operating Current
IIDLE13
122
A
VDD
LIRC
PLL
All IP




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100   ...More


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl