Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC100-YC3E Datasheet(Fiches technique) 85 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC100-YC3E
Description  ARM Cortex™-M0 32-BIT MICROCONTROLLER
Télécharger  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 
 85 page
background image
NuMicro
™ NUC120 Data Sheet
Publication Release Date: Jan. 2, 2012
- 85 -
Revision V2.03
8
PACKAGE DIMENSIONS
8.1
100L LQFP (14x14x1.4 mm footprint 2.0mm)
D
D
E
E
b
Controlling Dimension : Millimeters
0.10
0
7
0
0.004
1.00
0.75
0.60
0.45
0.039
0.030
0.024
0.018
0.638
0.630
0.622
0.50
14.10
0.20
0.27
1.45
1.40
0.17
1.35
0.011
0.057
0.055
0.007
0.053
1.60
14.00
13.90
0.10
0.05
0.008
0.063
0.020
0.556
0.551
0.547
0.004
0.002
Symbol
Min
Nom
Max
Max
Nom
Min
Dimension in inch
Dimension in mm
A
c
D
e
H
D
H
E
L
y
A1
b
A
2
L1
E
0.009
0.22
0.006
0.15
7
13.90
14.00
14.10
15.80
16.00
16.20
15.80
16.00
16.20
0.556
0.551
0.547
θ
0.638
0.630
0.622
A2
A1
A
L1
e
c
H
H
1
100
θ
L
Y
25
26
50
51
7
7




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl