Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC140-LD3N Datasheet(Fiches technique) 78 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC140-LD3N
Description  ARM Cortex™-M0 32-BIT MICROCONTROLLER
Télécharger  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 78 page
background image
NuMicro
™ NUC120 Data Sheet
Publication Release Date: Jan. 2, 2012
- 78 -
Revision V2.03
ower management
7.4.2
Specification of LDO and P
PARAMETER
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
NOTE
Input Voltage
5
5.5
in
ag
2.7
V
VDD put volt e
Output Voltage
0%
2.5
+10%
VDD >
V
-1
V
2.7
Temperature
-40
25
85
Cbp
1
-
Resr= hm
-
uF
1o
Note
1. It
nded that a 10u
0nF bypass capacitor a
connec
betw
an
closest VSS pin of the device.
2. For ensuring power stability, a 1uF or
tor must be connected between LD
osest VSS pin of
the device.
:
is recomme
F or higher capacitor and a 10
re
ted
een VDD
d the
higher capaci
O pin and the cl




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl