Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


EMD02N60CS Datasheet(Fiches technique) 5 Page - Excelliance MOS Corp.

Numéro de pièce EMD02N60CS
Description  N‐Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
Télécharger  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo 

   
 5 page
background image
 
 
2013/10/22 
p.5 
EMD02N60CS
‐2
t  ,Time (sec)
Transient Thermal Response Curve
10
0.001
‐5
0.01
0.02
10
‐4
10
‐3
10
Single Pulse
0.01
Duty Cycle = 0.5
0.1
0.1
0.05
0.2
1
P
θ
JC
4.R    (t)=r(t) + R
3.T  ‐  T   = P * R     (t)
θ
JC
2.R     = 4.2°C/W
1.Duty Cycle,D =
DM
1
10
1
J
100
10
t1
t2
θ
JC
θ
JA
A
t2
t1
Notes:
‐1
DC
V    ‐ Drain‐Source Voltage( V )
Maximum Safe Operating Area
  V   = 10V
Single Pulse
R    = 4.2°C/W
  T   = 25°C
DS
JC
A
GS
R       Limit
DS(ON)
100μs
10ms
100ms
1ms
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
1000
10000
1s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C a pa c i t a nc e   C h ar ac t e r i s t i c s
V GS =0   V
V DS  ‐ Dr a i n ‐ So u r c e   Vo l t a g e (   V   )
0
5
10
15
2 0
25
3 0
10
10 0
100 0
Cr s s
Co s s
Ci s s
f   =   1   MH z
1
02
4
6
0
3
6
9
12
15
18
Q g , G at e C h ar ge ( nC )
I D =1 A
V DS = 150 V
30 0V
G a te C h a r g e C h a r a c te r i s t i c s
1
3
5
7




Html Pages

1  2  3  4  5 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl