Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


WS7812QD Datasheet(Fiches technique) 14 Page - Will Semiconductor Ltd.

Numéro de pièce WS7812QD
Description  0.1GHz 3GHz DP12T Diversity Receive Antenna Switch
Télécharger  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Site Internet  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo 

 
 14 page
background image
WS7812QD
Will Semiconductor Ltd.
14
Oct. 2017_V1.0
Tape and Reel Dimensions
Reel Dimensions
Tape Dimensions
Quadrant Assignments For PIN1 Orientation In Tape
RD
Reel Dimension
W
Overall width of the carrier tape
1
P1
Pitch between successive cavity centers
Pin1
Pin1 Quadrant
User Direction of Feed
Reel Dimensions
P1
7inch
13inch
2mm
4mm
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
8mm
Q1
Q2
Q3
Q4
8mm
12mm
16mm




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl