Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
Selected language     French  ▼
Nom de la pièce
         Description


NUC140-YB2N Datasheet(Fiches technique) 79 Page - Nuvoton Technology Corporation

Numéro de pièce NUC140-YB2N
Description  ARM Cortex™-M0 32-BIT MICROCONTROLLER
Télécharger  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricant  NUVOTON [Nuvoton Technology Corporation]
Site Internet  http://www.nuvoton.com
Logo 

 79 page
background image
NuMicro
™ NUC120 Data Sheet
Publication Release Date: Jan. 2, 2012
- 79 -
Revision V2.03
7.4.3
Specification of Low Voltage Reset
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operatio
-
n voltage
-
1.7
5.5
V
Quiescent current
VDD
-
5
uA
=5.5 V
-
Temperature
-
-40
25
85
Temperature=25℃
7
.0
V
1.
2
2.3
Temperature=-40℃
-
2.4
-
V
Threshold voltage
Temperature=85℃
-
1.6
-
V
Hysteresis
-
0
0
0
V
7.4.4
Specification of Brown-Out Detector
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Operation voltage
-
2.5
-
5.5
V
Quiescent current
AVDD=5.5 V
-
-
125
μA
Temperature
-
-40
25
85
BOV_VL[1:0]=11
4.3
4.5
4.7
V
BOV_VL [1:0]=10
3.6
3.8
4.0
V
BOV_VL [1:0]=01
2.6
2.7
2.8
V
Brown-Out voltage
BOV_VL [1:0]=00
2.1
2.2
2.3
V
Hysteresis
-
30
-
150
mV
7.4.5
Specification of Power-On Reset (5 V)
PARAMETER
CONDITION
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Temperature
-
-40
25
85
Reset voltage
V+
-
2
-
V
Quiescent current
Vin>reset voltage
-
1
-
nA




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89 


Datasheet Download




Lien URL

AllDATASHEET vous a-t-il été utile ?   [ DONATE ]  

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Favoris   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved © Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl